công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PAS-BC3WK bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Abracon Corporation

tên linh kiện PAS-BC3WK
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive Grade Ceramic SMD Low Profile Microprocessor Crystal
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation

PAS-BC3WK bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Abracon Corporation

  PAS-BC3WK Datasheet HTML 1Page - Abracon Corporation PAS-BC3WK Datasheet HTML 2Page - Abracon Corporation PAS-BC3WK Datasheet HTML 3Page - Abracon Corporation PAS-BC3WK Datasheet HTML 4Page - Abracon Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001| www.abracon.com
Revised: 11.19.13
Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale
ABM4BAIG
RoHS
Compliant
Automotive Grade Ceramic SMD Low Profile Microprocessor Crystal
ABRACON IS
CERTIFIED
ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED
Pb in glass
(exempt 7(c) - I per RoHS II 2011/65/EU Annex)
OUTLINE DIMENSIONS:
Dimensions: mm
REFLOW PROFILE:
7.0 x 5.0 x 1.6mm
Recommended Land Pattern



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com