| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KT3102AM bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Integral Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KT3102AM bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Integral Corp. |
|
5 / 8 page ![]() DISCRETE SEMICONDUCTOR Transistors 72 • Power Bipolar Darlington Transistors Part Pin to Pin Compatibility Polarity РC max, W VCB max, V VCE max, V VEB max, V IC max, mА hFE VCE sat, V ICBO, μА FT, МHz Packa- ge KT8115A KT8115Б KT8115B TIP127 TIP126 TIP125 PNP 65 100 80 60 100 80 60 5 5000 >1000 2.0 200 4 TO-220 KT8116A KT8116Б KT8116B TIP122 TIP121 TIP120 NPN 65 100 80 60 100 80 60 5 5000 >1000 2.0 200 4 TO-220 КТ8214А КТ8214Б КТ8214В TIP110 TIP111 TIP112 NPN 50 60 80 100 60 80 100 5 2000 >500 2.5 1000 TO-220 КТ8215А КТ8215Б КТ8215В TIP115 TIP116 TIP117 PNP 50 60 80 100 60 80 100 5 2000 >500 2.5 1000 TO-220 KT8156A КТ8156Б BU807 NPN 60 330 150 200 6 8000 >100 1.5 1000 TO-220 KT8158A KT8158Б KT8158B BDV65A BDV65B BDV65C NPN 125 60 80 100 60 80 100 5 12000 >1000 2.0 400 TO-218 KT8159A KT8159Б KT8159В BDV64A BDV64B BDV64C PNP 125 60 80 100 60 80 100 5 12000 >1000 2.0 400 TO-218 КТ8225А BU941ZP NPN 155 350 350 5 15000 >300 2.7 100 TO-218 КТ8251А BDV65F NPN 125 180 180 5 10000 >100 2.0 0.4 TO-218 KT972A KT972Б KT972B KT972Г BD875 NPN 8.0 60 45 60 60 60 45 60 60 5 2000 >750 >750 750…5000 750…5000 1.5 1.5 1.5 0.95 200 TO-126 KT973A KT973Б KT973B BD876 PNP 8.0 60 45 60 60 45 60 5 2000 >750 >750 750…5000 1.5 1.5 1.5 200 TO-126 • Unijunction Transistors Part Pin to Pin Compatibility P max, W Vb, b2 max, V Ie pulse, A Ie rev, μA Veb sat, V η Package KT132A KT132Б 2N2646 2N2647 0.3 35 2.0 12.0 0.2 3.5 0.56 …0.75 0.68 …0.82 Case 22A-01 KT133A KT133Б 2N4870 2N4871 0.3 35 1.5 1.0 2.5 0.56 …0.75 0.70 …0.85 TO-92 • Logic Level N-Channel MOSFETs Part Pin to Pin Compatibility Vds max, V Rds (on) Ohm Id max, A Vgs max, V P max, W Vgs (th), V Package КП723Г IRLZ44 60 0.028 50 ±10 150 1.0…2.0 TO-220 КП727В IRLZ34 60 0.05 30 ±10 88 1.0…2.0 TO-220 КП744Г IRL520 100 0.27 9.2 ±10 60 1.0…2.0 TO-220 КП745Г IRL530 100 0.22 15 ±10 88 1.0…2.0 TO-220 КП746Г IRL540 100 0.077 28 ±10 150 1.0…2.0 TO-220 КП737Г IRL630 200 0.4 18 ±10 50 1.0…2.0 TO-220 КП750Г IRL640 200 0.18 18 ±10 50 1.0…2.0 TO-220 КП775А КП775Б КП775В 2SK2498А-В 60 55 60 0.009 0.009 0.011 50 ±20 150 1.0…2.0 1.0…2.0 1.0…2.0 TO-220 |