công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABB0210SC bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Abracon Corporation

tên linh kiện ABB0210SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Skew Output Buffer
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation

ABB0210SC bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Abracon Corporation

  ABB0210SC Datasheet HTML 1Page - Abracon Corporation ABB0210SC Datasheet HTML 2Page - Abracon Corporation ABB0210SC Datasheet HTML 3Page - Abracon Corporation ABB0210SC Datasheet HTML 4Page - Abracon Corporation ABB0210SC Datasheet HTML 5Page - Abracon Corporation ABB0210SC Datasheet HTML 6Page - Abracon Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
ABB0210
Low Skew Output Buffer
30332 Esperanza., Rancho Santa Margarita, Ca 92688 Ph: 949-546-8000 Fax: 949-546-8001 www.Abracon.com Rev 03/17/05 Page 4
SWITCHING WAVE FORMS
All Outputs Rise/Fall Time
0.8V
2.0V
Output
t
r
t
f
2.0V
0.8V
3.3V
0V
Input to Output Propagation Delay
Input
Output
VDD/2
T
delay
VDD/2
Device to Device Skew
Device1 CLKOUT
Device2 CLKOUT
VDD/2
T
dsk - dsk
VDD/2



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com