công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RAC05-K/480 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Recom International Power

tên linh kiện RAC05-K/480
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up to 488VAC input voltage range
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECOM [Recom International Power]
Trang chủ  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

RAC05-K/480 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Recom International Power

  RAC05-K/480 Datasheet HTML 1Page - Recom International Power RAC05-K/480 Datasheet HTML 2Page - Recom International Power RAC05-K/480 Datasheet HTML 3Page - Recom International Power RAC05-K/480 Datasheet HTML 4Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
www.recom-power.com
REV.: 0/2019
P-2
Accessory
Specifications (measured @ Ta= 25°C, nom. Vin, full load and after warm-up unless otherwise stated)
RAC-ADAPT-ST-1
DIMENSION AND PHYSICAL CHARACTERISTICS
Parameter
Type
Value
Dimension (LxWxH)
91.0 x 50.0 x 14.0mm
Weight
19g typ.
Dimension Drawing (mm)
Snap-on stop spacer suggestion (Model: Wuerth 709440800)
91.0
4x M3
FC 85.0
3.5
5.08
10.0
11.0
10.0
14.0
Ø0.9
Ø1.05
F1
Ø8.0
Drilling in Panel Ø3.0
Panel Thickness 1.6
Drilling in Panel Ø4.0
Panel Thickness 0.8~1.6
Screw Terminal Information
#
Function recommended
Wire
1
FUSE
16AWG
1-1.5mm²
2
VAC
16AWG
1-1.5mm²
3
VAC
16AWG
1-1.5mm²
Output Screw Terminal
#
Function recommended
Wire
4
-Vout
16AWG
1-1.5mm²
5
COM
16AWG
1-1.5mm²
6
+Vout
16AWG
1-1.5mm²
wire stripping length: 6mm
recommended tightening torque: 0.6Nm max.
NC= no connection
FC= fixing centres
Tolerance:
xx.x= ±0.5mm
xx.xx= ±0.25mm
Notes:
Note3: If spacers are needed, RECOM suggests to use Wuerth 70944xx00 series or similar)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com