công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMT070DICFWD-2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

tên linh kiện LMT070DICFWD-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  LCD Module User Manual
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPWAY [Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd]
Trang chủ  https://www.topwaydisplay.com
Logo TOPWAY - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

LMT070DICFWD-2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

Back Button LMT070DICFWD-2 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LMT070DICFWD-2 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LMT070DICFWD-2 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LMT070DICFWD-2 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LMT070DICFWD-2 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LMT070DICFWD-2 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LMT070DICFWD-2 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LMT070DICFWD-2 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LMT070DICFWD-2 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
TOPWAY
LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-2
URL: www.topwaydisplay.com
www.topwaysz.com
Document Name:LMT070DICFWD-2-Manual-Rev0.2
Page: 8 of 12
7. AC Characteristics
7.1
Timing Characteristics
Item
Symbol
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Remark
HS setup time
Thst
8
-
-
ns
HS hold time
Thhd
8
-
-
ns
VS setup time
Tvst
8
-
-
ns
VS hold time
Tvhd
8
-
-
ns
Data setup time
Tdsu
8
-
-
ns
Data hole time
Tdhd
8
-
-
ns
DE setup time
Tesu
8
-
-
ns
DVDD Power On Slew rate
TPOR
-
-
20
ms
From 0 to 90%
DVDD
DCLK cycle time
Tcph
20
-
-
ns
DCLK pulse duty
Tcwh
40
50
60
%
Note: For the details of the timing, please see the Driver IC data sheet.
7.2
Input Clock and Data Timing Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com