công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL50HGRAOS3IQ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Banner Engineering Corp.

tên linh kiện TL50HGRAOS3IQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL50H High Brightness Tower Light
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BANNER [Banner Engineering Corp.]
Trang chủ  https://www.bannerengineering.com/us/en.html
Logo BANNER - Banner Engineering Corp.

TL50HGRAOS3IQ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Banner Engineering Corp.

  TL50HGRAOS3IQ Datasheet HTML 1Page - Banner Engineering Corp. TL50HGRAOS3IQ Datasheet HTML 2Page - Banner Engineering Corp. TL50HGRAOS3IQ Datasheet HTML 3Page - Banner Engineering Corp. TL50HGRAOS3IQ Datasheet HTML 4Page - Banner Engineering Corp. TL50HGRAOS3IQ Datasheet HTML 5Page - Banner Engineering Corp. TL50HGRAOS3IQ Datasheet HTML 6Page - Banner Engineering Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Omni-Directional Sealed Audible Model with Intensity Adjustment 1
# of LED
Colors
LED Colors2
Connection 3
Inputs
Continuous
Pulsed at 1.6 Hz
Staccato
TL50HRAOSIQ
TL50HRAOS3IQ
TL50HRAOS4IQ
1
Red
Integral 4-pin M12/Euro-style quick disconnect
Bimodal
(NPN
or
PNP)
TL50HGRAOSIQ
TL50HGRAOS3IQ
TL50HGRAOS4IQ
2
Green, Red
TL50HGYRAOSIQ
TL50HGYRAOS3IQ
TL50HGYRAOS4IQ
3
Green, Yellow, Red
Integral 5-pin M12/Euro-style quick disconnect
TL50HBGYRAOSIQ
TL50HBGYRAOS3IQ
TL50HBGYRAOS4IQ
4
Blue, Green, Yellow, Red
Integral 8-pin M12/Euro-style quick disconnect
Wiring Diagram — 4-Pin Models with 1 to 3 Segments
PNP Input
Indicator
Color
3
4
1
2
C2/A
C3/A
C1
18-30V dc
24V ac
NPN Input
Indicator
Color
3
4
1
2
C1
C2/A
C3/A
18-30V dc
24V ac
Key:
1 = Brown
2 = White
3 = Blue
4 = Black
C1 = Color 1
C2 = Color 2
C3 = Color 3
A = Audible
Pins 1 and 2 can activate the corresponding
color or the audible function, if available.
Wiring Diagram — 5-Pin Models with 4 Segments
PNP Input
Indicator
Color
C2
C3
C1
C4/A
3
4
1
2
5
18-30V dc
24V ac
NPN Input
Indicator
Color
C2
C3
C1
C4/A
3
4
1
2
5
18-30V dc
24V ac
Key:
1 = Brown
2 = White
3 = Blue
4 = Black
5 = Gray
C1 = Color 1
C2 = Color 2
C3 = Color 3
C4 = Color 4
A = Audible
Wiring Diagram — 8-Pin Models with 5 Segments
PNP Input
7
6
2
1
5
4
8
3
18-30V dc
24V ac
Indicator
Color
C1
C2
C3
C4
C5/A
NPN Input
7
6
2
1
5
4
8
3
Indicator
Color
C1
C2
C3
C4
C5/A
18-30V dc
24V ac
Key:
1 = White
2 = Brown
3 = Green
4 = Yellow
5 = Gray
6 = Pink
7 = Blue
8 = Red
Pins 3 and 8 are not
used.
C1 = Color 1
C2 = Color 2
C3 = Color 3
C4 = Color 4
C5 = Color 5
A = Audible
TL50H High Brightness Tower Light
2
www.bannerengineering.com - Tel: + 1 888 373 6767
P/N 152837 Rev. P



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com