công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72311N2T6S bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72311N2T6S
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCU WITH 8 TO 16K ROM/OTP/EPROM, 384 TO 512 BYTES RAM, ADC, WDG, SCI, SPI AND 2 TIMERS
PDF  94 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72311N2T6S bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72311N2T6S Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics ST72311N2T6S Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics ST72311N2T6S Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics ST72311N2T6S Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics ST72311N2T6S Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics ST72311N2T6S Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics ST72311N2T6S Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics ST72311N2T6S Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics ST72311N2T6S Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 94 page
background image
49/94
ST72311
SERIAL COMMUNICATIONS INTERFACE (Cont’d)
Figure 32. SCI Block Diagram
WAKE
UP
UNIT
RECEIVER
CONTROL
SR
TRANSMIT
CONTROL
TDRE TC RDRF IDLE OR
NF
FE
-
CR2
SBK RWU
RE
TE
ILIE
RIE TCIE
TIE
SCI
CONTROL
INTERRUPT
CR1
R8
T8
-
M
WAKE
-
--
Received Data Register (RDR)
Received Shift Register
Read
Transmit Data Register (TDR)
Transmit Shift Register
Write
RDI
TDO
(DATA REGISTER) DR
TRANSMITTER
CLOCK
RECEIVER
CLOCK
RECEIVER RATE
TRANSMITTER RATE
BRR
SCP1
fCPU
CONTROL
CONTROL
SCP0 SCT2 SCT1 SCT0 SCR2 SCR1SCR0
/2
/PR
/16
CONVENTIONAL BAUD RATE GENERATOR
49



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com