| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FA432AF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FA432AF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
6 / 8 page ![]() SOT-89 Dimension TO-92 Dimension 3 2 1 A B C D E F G H I J DIM Min. Max. A 4.40 4.60 B 4.05 4.25 C 1.50 1.70 D 2.40 2.60 E 0.36 0.51 F *1.50 - G *3.00 - H 1.40 1.60 I 0.35 0.41 *: Typical, Unit: mm 3-Lead SOT-89 Plastic Surface Mounted Package 3 1 A D B C I 1 E 2 3 G H 2 F DIM Min. Max. A 4.33 4.83 B 4.33 4.83 C 12.70 - D 0.36 0.56 E - *1.27 F 3.36 3.76 G 0.36 0.56 H - *2.54 I - *1.27 1 - *5 2 - *2 3 - *2 *: Typical, Unit: mm 3-Lead TO-92 Plastic Package FA432/S/F 2012. 09. 24 6/8 Revision No : 3 |