công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SH32B104F101CT bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

tên linh kiện SH32B104F101CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Soft Termination Series
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WALSIN [WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION]
Trang chủ  http://www.passivecomponent.com/
Logo WALSIN - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

SH32B104F101CT bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

Back Button SH32B104F101CT Datasheet HTML 19Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION SH32B104F101CT Datasheet HTML 20Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION SH32B104F101CT Datasheet HTML 21Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION SH32B104F101CT Datasheet HTML 22Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION SH32B104F101CT Datasheet HTML 23Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION SH32B104F101CT Datasheet HTML 24Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION SH32B104F101CT Datasheet HTML 25Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION SH32B104F101CT Datasheet HTML 26Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION SH32B104F101CT Datasheet HTML 27Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 27 page
background image
Multilayer Ceramic Capacitors
Approval Sheet
Page 25 of 27
ASC_Soft termination_(SH)_020O_DS
Jun. 2019
APPENDIXES
◙ Tape & reel dimensions
Size
0402
0603
0805
1206
1210
1808
1812
1825
2220
2225
Thickness
N,E
S,X
A,H
B,T
D,I
B,T
C,J,
D
G,P
C,D,
G,K
M
D,F,
G,K
D,F,
G,K
M,U
K
M,U
K
M,U
K
M,U
A0
0.70
+/-0.20
1.05
+/-0.30
1.50
+/-0.20
1.50
+/-0.20
< 1.80
1.90
+/-0.50
< 2.00
<2.30
< 3.05
< 3.20
< 2.50
< 3.90
< 3.90
< 6.80
< 6.80
< 5.80
< 5.80
< 6.80
< 6.80
B0
1.20
+/-0.20
1.80
+/-0.30
2.30
+/-0.20
2.30
+/-0.20
< 2.70
3.50
+/-0.50
< 3.70
< 4.00
< 3.80
<4.00
< 5.30
< 5.30
< 5.30
< 5.30
< 5.30
< 6.50
< 6.50
< 6.50
< 6.50
T
≦
0.80
≦
1.20
≦
1.15
≦
1.20
0.23
+/-0.1
≦
1.20
0.23
+/-0.1
0.23
+/-0.1
0.23
+/-0.1
0.23
+/-0.1
0.25
+/-0.1
0.25
+/-0.1
0.25
+/-0.1
0.30
+/-0.1
0.30
+/-0.1
0.30
+/-0.1
0.30
+/-0.1
0.30
+/-0.1
0.30
+/-0.1
K0
-
-
-
-
< 2.50
-
< 2.50
< 2.50
< 2.50
< 3.20
< 2.50
< 2.50
< 3.50
< 2.50
< 3.50
< 2.50
< 3.50
< 2.50
< 3.50
W
8.00
+/-0.30
8.00
+/-0.30
8.00
+/-0.30
8.00
+/-0.30
8.00
+/-0.30
8.00
+/-0.30
8.00
+/-0.30
8.00
+/-0.30
8.00
+/-0.30
8.00
+/-0.30
12.00
+/-0.30
12.00
+/-0.30
12.00
+/-0.30
12.00
+/-0.30
12.00
+/-0.30
12.00
+/-0.30
12.00
+/-0.30
12.00
+/-0.30
12.00
+/-0.30
P0
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
10xP0
40.00
+/-0.10
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.00
+/-0.20
40.0
+/-0.20
40.0
+/-0.20
40.0
+/-0.20
40.0
+/-0.20
P1
2.00
+/-0.05
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
4.00
+/-0.10
8.00
+/-0.10
8.00
+/-0.10
8.00
+/-0.10
8.00
+/-0.10
8.00
+/-0.10
8.00
+/-0.10
8.00
+/-0.10
8.00
+/-0.10
P2
2.00
+/-0.05
2.00
+/-0.05
2.00
+/-0.05
2.00
+/-0.05
2.00
+/-0.05
2.00
+/-0.05
2.00
+/-0.05
2.00
+/-0.05
2.00
+/-0.05
2.00
+/-0.05
2.00
+/-0.10
2.00
+/-0.10
2.00
+/-0.10
2.00
+/-0.10
2.00
+/-0.10
2.00
+/-0.10
2.00
+/-0.10
2.00
+/-0.10
2.00
+/-0.10
D0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
1.50
+0.1/-0
D1
-
-
-
-
1.00
+/-0.10
-
1.00
+/-0.10
1.00
+/-0.10
1.00
+/-0.10
1.00
+/-0.10
1.50
+/-0.10
1.50
+/-0.10
1.50
+/-0.10
1.50
+/-0.10
1.50
+/-0.10
1.50
+/-0.10
1.50
+/-0.10
1.50
+/-0.10
1.50
+/-0.10
E
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
1.75
+/-0.10
F
3.50
+/-0.05
3.50
+/-0.05
3.50
+/-0.05
3.50
+/-0.05
3.50
+/-0.05
3.50
+/-0.05
3.50
+/-0.05
3.50
+/-0.05
3.50
+/-0.05
3.50
+/-0.05
5.50
+/-0.10
5.50
+/-0.10
5.50
+/-0.10
5.50
+/-0.05
5.50
+/-0.05
5.50
+/-0.05
5.50
+/-0.05
5.50
+/-0.05
5.50
+/-0.05
Fig. 3 The dimension of plastic tape
Fig. 2 The dimension of paper tape
Fig. 4 The dimension of reel
Size
0402, 0603, 0805, 1206, 1210
1808 to 2225
Reel size
7”
10”
13”
7”
C
13.0+0.5/-0.2
13.0+0.5/-0.2
13.0+0.5/-0.2
13.0+0.5/-0.2
W1
8.4+1.5/-0
8.4+1.5/-0
8.4+1.5/-0
12.4+2.0/-0
A
178.0±1.0
250.0±1.0
330.0±1.0
178.0±1.00
N
60.0+1.0/-0
100.0±1.0
100±1.0
60.0+1.0/-0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com