công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CBM3085AS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

tên linh kiện CBM3085AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  OPERATION INSTRUCTION
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COREBAI [COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.corebai.com/en/
Logo COREBAI - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

CBM3085AS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

  CBM3085AS Datasheet HTML 1Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM3085AS Datasheet HTML 2Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM3085AS Datasheet HTML 3Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM3085AS Datasheet HTML 4Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM3085AS Datasheet HTML 5Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM3085AS Datasheet HTML 6Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM3085AS Datasheet HTML 7Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM3085AS Datasheet HTML 8Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM3085AS Datasheet HTML 9Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
4
www.corebai.com
CBM3085AS
OPERATION INSTRUCTION
Maximum Ratings
Symbol
Parameter
Limit
Unit
min
max
VCC
Supply voltage
-
7.0
V
VIL
Input voltage on pins DI, DE,RE
-0.3
7.0
V
VOD
Transmitter output voltage
-13
13
V
VIR
Receiver input voltage
-13
13
V
VOR
Receiver output voltage
-0.3
VCC+0.3
V
*Stresses beyond those listed under “maximum ratings” may cause permanent damage to the device.
These are stress ratings only and functional operation of the device at these or any other conditions beyond
those indicated under “recommended operating conditions” is not implied.
Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com