công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TTL02HOR2L5DTL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

tên linh kiện TTL02HOR2L5DTL
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Power Thin Film Current Sensor
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WALSIN [WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION]
Trang chủ  http://www.passivecomponent.com/
Logo WALSIN - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

TTL02HOR2L5DTL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

Back Button TTL02HOR2L5DTL Datasheet HTML 3Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TTL02HOR2L5DTL Datasheet HTML 4Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TTL02HOR2L5DTL Datasheet HTML 5Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TTL02HOR2L5DTL Datasheet HTML 6Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TTL02HOR2L5DTL Datasheet HTML 7Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TTL02HOR2L5DTL Datasheet HTML 8Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TTL02HOR2L5DTL Datasheet HTML 9Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TTL02HOR2L5DTL Datasheet HTML 10Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TTL02HOR2L5DTL Datasheet HTML 11Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
FUNCTIONAL DESCRIPTION
Product characterization
Power rating is based on continuous full load operation at rated ambient temperature of 70 ºC. For resistors operated at
ambient temp. in excess of 70 ºC, the maximum load shall be derated in accordance with the following curve.
The power that the resistor can dissipate depends on the operating temperature; see Fig.1&Fig2
Temperature range of size 0201: -55°C to +125°C (Fi g.1)
Temperature range of size 0402 to 0805: -55°C to +1 55°C (Fig.2)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com