công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WLPMA0A040LC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

tên linh kiện WLPMA0A040LC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Molded Power Inductors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WALSIN [WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION]
Trang chủ  http://www.passivecomponent.com/
Logo WALSIN - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

WLPMA0A040LC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

  WLPMA0A040LC Datasheet HTML 1Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WLPMA0A040LC Datasheet HTML 2Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WLPMA0A040LC Datasheet HTML 3Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WLPMA0A040LC Datasheet HTML 4Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WLPMA0A040LC Datasheet HTML 5Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WLPMA0A040LC Datasheet HTML 6Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Page 2 of 6
ASC_WLPMA0A040 Series_V3.0
Nov. Y2017
Features
1. Shielded construction.
2. Ultra low buzz noise.
3. Low DCR/µH.
4. Handles high transient current spikes without saturation.
5. Encapsulated body offers improved environmental protection and moisture resistance.
6. Higher dielectric withstanding voltage.
7. Corrosion resistant package.
8. RoHS Compliance.
Applications
1. PDA/Notebook/Desktop/Server applications high current and low profile power supplier.
2. High current POL converters.
3. Battery powered devices.
Shape and Dimension
MARKING AND DATE CODE
Marking ex:1.0uH
1R0
Date code
XX XX
year and weekly ex:1033
Recommend Pattern
UNIT: mm
DIM.
TOL.
M1
11.15
±0.35
M2
10.0
±0.3
M3
4.0
Max
M4
3.0
±0.5
M5
2.0
±0.5



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com