công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1205451 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1205451
Giải thích chi tiết về linh kiện  CRIMPFOX UD 10-4
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1205451 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1205451 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1205451 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Page 1 / 2
http://www.phoenixcontact.de
Feb 22, 2010
Extract from the online
catalog
 
CRIMPFOX UD 10-4
Discontinued item
Order No.: 1205451
The illustration shows version CRIMPFOX UD 6-4
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1205451
 
 
Crimping pliers, square compression, for ferrules 0.75 - 10 mm² in
accordance with DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09
 
Commercial data
EAN
4017918116927
Pack
1 pcs.
Customs tariff
82032090
Weight/Piece
0.4285 KG
Catalog page information
Page 536 (CL-2007)
Product notes
WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003
http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.
Certificates / Approvals
Certification
GOST


Số phần tương tự - 1205451

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Heyco.
12054 HEYCO-12054 Datasheet
147Kb / 1P
Nylon Snap Lock Pins
logo
Belden Inc.
12054 BELDEN-12054 Datasheet
471Kb / 4P
Fast Ethernet Cat5e Data Double-Ended Cordset
02-03-2025
logo
PHOENIX CONTACT
1205435 PHOENIX-1205435 Datasheet
46Kb / 2P
Screw insert - ASD BIT KS 2X90
1205448 PHOENIX-1205448 Datasheet
48Kb / 2P
Crimping pliers - CRIMPFOX RC 2,5
logo
Frontier Electronics.
1205470K FRONTIER-1205470K Datasheet
124Kb / 2P
RF Coated Chokes (Axial Leads)
More results

Mô tả tương tự - 1205451

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1031721 PHOENIX-1031721 Datasheet
59Kb / 2P
Crimping pliers - CRIMPFOX DUO 10
1200288 PHOENIX-1200288 Datasheet
50Kb / 2P
Replacement spring - CRIMPFOX/ SPR-4
1203628 PHOENIX-1203628 Datasheet
73Kb / 2P
CRIMPFOX UR 10
1204436 PHOENIX-1204436 Datasheet
110Kb / 3P
CRIMPFOX UD 6
1205244 PHOENIX-1205244 Datasheet
95Kb / 3P
CRIMPFOX UD 6-4
1206366 PHOENIX-1206366 Datasheet
76Kb / 2P
CRIMPFOX UD 6-6
1212061 PHOENIX-1212061 Datasheet
55Kb / 2P
Crimping pliers - CRIMPFOX-RC 10
1212080 PHOENIX-1212080 Datasheet
51Kb / 3P
Replacement die - CRIMPFOX-M 10/DIE
1212721 PHOENIX-1212721 Datasheet
51Kb / 2P
Crimping pliers - CRIMPFOX 10
1205998 PHOENIX-1205998 Datasheet
44Kb / 1P
Force and pressure test equipment - CRIMPFOX UD 6-6/6-4 SPRING
12/03/2018
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com