công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA2SXABC bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TDA2SXABC
Giải thích chi tiết về linh kiện  TDA2x ADAS Applications Processor 23mm Package (ABC Package) Silicon Revision 2.0
PDF  427 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TDA2SXABC bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Texas Instruments

Back Button TDA2SXABC Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TDA2SXABC Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TDA2SXABC Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TDA2SXABC Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TDA2SXABC Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TDA2SXABC Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TDA2SXABC Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TDA2SXABC Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TDA2SXABC Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 427 page
background image
Copyright © 2015–2019, Texas Instruments Incorporated
Terminal Configuration and Functions
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TDA2SX TDA2SG TDA2SA TDA2HG TDA2HV TDA2HF TDA2LF
46
TDA2SX, TDA2SG, TDA2SA
TDA2HG, TDA2HV, TDA2HF, TDA2LF
SPRS951F – DECEMBER 2015 – REVISED MAY 2019
www.ti.com
Table 4-2. Ball Characteristics(1) (continued)
BALL NUMBER
[1]
BALL NAME [2]
SIGNAL NAME [3]
Hxx/LFx [4]
MUXMODE
[5]
TYPE [6]
BALL
RESET
STATE [7]
BALL
RESET
REL.
STATE [8]
BALL
RESET
REL.
MUXMODE
[9]
I/O
VOLTAGE
VALUE
[10]
POWER
[11]
HYS [12]
BUFFER
TYPE [13]
PULL
UP/DOWN
TYPE [14]
DSIS [15]
W2
rgmii0_rxd0
rgmii0_rxd0
0
I
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv9
Yes
Dual
Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
rmii0_txd0
1
O
mii0_txd0
3
O
vin2a_fld0
Yes / No
4
I
vin4b_fld1
Yes / No
5
I
0
usb4_ulpi_d7
6
IO
0
gpio5_31
14
IO
Driver off
15
I
Y2
rgmii0_rxd1
rgmii0_rxd1
0
I
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv9
Yes
Dual
Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
rmii0_txd1
1
O
mii0_txd1
3
O
vin2a_d9
Yes / No
4
I
0
usb4_ulpi_d6
6
IO
0
gpio5_30
14
IO
Driver off
15
I
V3
rgmii0_rxd2
rgmii0_rxd2
0
I
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv9
Yes
Dual
Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
rmii0_txen
1
O
mii0_txen
3
O
vin2a_d8
Yes / No
4
I
0
usb4_ulpi_d5
6
IO
0
gpio5_29
14
IO
Driver off
15
I
V4
rgmii0_rxd3
rgmii0_rxd3
0
I
PD
PD
15
1.8/3.3
vddshv9
Yes
Dual
Voltage
LVCMOS
PU/PD
0
rmii1_txd0
2
O
mii0_txd2
3
O
vin2a_d7
Yes / No
4
I
0
vin4b_d7
Yes / No
5
I
0
usb4_ulpi_d4
6
IO
0
gpio5_28
14
IO
Driver off
15
I



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com