| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD7687 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD7687 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices |
|
4 / 20 page ![]() AD7940 Rev. 0 | Page 4 of 20 Parameter B Version 1 Unit Test Conditions/Comments Power Dissipation4 VDD = 5.5 V Normal Mode (Operational) 26.4 mW max VDD = 5.5 V; fSAMPLE = 100 kSPS 6.84 mW max VDD = 3.6 V; fSAMPLE = 100 kSPS Full Power-Down 2.5 µW max VDD = 5.5 V 1.08 µW max VDD = 3.6 V 1 Temperature range for B Version is –40°C to +85°C. 2 See the section. Terminology 3 Sample tested at initial release to ensure compliance. 4 See the section. Power vs. Throughput Rate |