công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0803858 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0803858
Giải thích chi tiết về linh kiện  Insert label - US-EMT (23X109)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0803858 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  0803858 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0803858 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/0803858
08/26/2019   Page 1 / 2
Insert label - US-EMT (23X109) - 0803858
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Snap-in markers, insert label, for marking Siemens S-7-1500 controllers, card, white, unmarked, can be
marked with: THERMOMARK CARD, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 23 x
109 mm
Key Commercial Data
Packing unit
10 pc
Minimum order quantity
10 pc
GTIN
GTIN
4055626172927
Technical data
Dimensions
Length (b)
109 mm
Width (a)
23 mm
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 120 °C
General
Color
white
Components
free from silicone and halogen
Material
Polyester
Wipe resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Number of individual labels
4
Number of individual labels per row
4
Marking mounting type
snapped into marker carrier
Standards and Regulations
Wipe resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


Số phần tương tự - 0803858

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0803850 PHOENIX-0803850 Datasheet
51Kb / 2P
Insert label - US-EMT (31X12,5) GY
0803851 PHOENIX-0803851 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (50X26)
0803852 PHOENIX-0803852 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (50X26) TQ
0803853 PHOENIX-0803853 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (50/28X13)
0803854 PHOENIX-0803854 Datasheet
130Kb / 11P
Computer Marking System Engraving System CMS-GRAV
More results

Mô tả tương tự - 0803858

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0803847 PHOENIX-0803847 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (103X17) TQ
0803848 PHOENIX-0803848 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (31X12,5)
0803850 PHOENIX-0803850 Datasheet
51Kb / 2P
Insert label - US-EMT (31X12,5) GY
0803851 PHOENIX-0803851 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (50X26)
0803852 PHOENIX-0803852 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (50X26) TQ
0803856 PHOENIX-0803856 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (103X23)
0803859 PHOENIX-0803859 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (23X109) YE
0803860 PHOENIX-0803860 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (23X109) GY
0803861 PHOENIX-0803861 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (23X109) TQ
0803862 PHOENIX-0803862 Datasheet
50Kb / 2P
Insert label - US-EMT (13X109)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com