| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN1078 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN1078 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Microchip Technology |
|
21 / 30 page ![]() © 2008 Microchip Technology Inc. DS01078A_JP - ページ 21 AN1078 メイン ソフトウェア ステート マシン FOC アルゴリズムは、ソフトウェア ステート マシ ンとして視覚化するとよく理解できます ( 図 24 参 照 )。最初の状態ではモーター巻線に電流は流れて おらず、システムはユーザーがスタート / ストップ ボタン ( 開発ボードの S4 スイッチ ) を押すのを待機 します。ユーザーがスタート / ストップ ボタンを押 すと、システムは初期化状態に入り、すべての変数 が初期値に設定され、割り込みが許可されます。次 に、スタートアップ サブルーチンが実行されます。 このルーチンではトルクの電流成分 (Iq) と磁束の電 流成分 (Id) が制御され、傾斜した整流角度 (θ) が生 成されてモーターが回転を始めます。 スタートアップ サブルーチンが終了すると、シス テムはセンサレス FOC 制御に切り替わり、実行ス レッドに速度コントローラが追加され、前述の方法 でスライド モード コントローラ (SMC) が θ の推定 を開始します。モーターがセンサレス FOC 制御状 態に入ると、リファレンス速度が外部のポテンショ メータから継続的に読み出されます。また、スター ト / ストップ ボタンを監視して、ボタンが押される とモーターを停止します。 システムに何らかの障害が発生するとモーターは 停止し、再び S4 が押されるまで Motor Stopped 状態 に戻ります。このステート マシン図には、ソフト ウェアのすべての状態およびシステムの状態遷移 を引き起こす条件が記載されています。 図 24: メイン ソフトウェア ステート マシン Reset Initialize Variables and Peripherals Motor Stopped Initialize Variables for Running the Initialize PI Controller Parameters Enable Interrupts Motor Running Start Up Read Reference Torque from VR1 Measure Winding Currents Convert Currents Iq and Id Execute PI Controllers Iq and Id Increment Theta Ramp Set New Duty Cycles SVM Motor Running Sensorless FOC Read Reference Speed Measure Winding Currents Convert Currents Iq and Id Estimate using Calculate Speed Compensate Theta Speed Execute PI Controllers for Speed, Set New Duty Cycles SVM Stop Motor A/D Interrupt A/D Interrupt End of Start Up Ramp S4 Pressed S4 Pressed or FAULT S4 Pressed or FAULT Motor to for Based on using Iq and Id using Based on Theta SMC from VR2 to Initialization State Start-Up State Sensorless FOC State |