công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WR06X100_FQL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

tên linh kiện WR06X100_FQL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick Film General Purpose Chip Resistors
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WALSIN [WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION]
Trang chủ  http://www.passivecomponent.com/
Logo WALSIN - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

WR06X100_FQL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

Back Button WR06X100_FQL Datasheet HTML 2Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WR06X100_FQL Datasheet HTML 3Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WR06X100_FQL Datasheet HTML 4Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WR06X100_FQL Datasheet HTML 5Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WR06X100_FQL Datasheet HTML 6Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WR06X100_FQL Datasheet HTML 7Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WR06X100_FQL Datasheet HTML 8Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WR06X100_FQL Datasheet HTML 9Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION WR06X100_FQL Datasheet HTML 10Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Approval sheet
Page 7 of 10
ASC_WR_V24
SEP 2016
WR04:
1.
Reeled tape packaging : 8mm width paper taping 10,000pcs per 7
” reel, 20,000pcs per 10” reel. 70,000pcs per 13”
reel.
2.
Bulk packaging
: 10,000pcs per poly-bag



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com