công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2R600NL bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

tên linh kiện 2R600NL
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Electrode arrester
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JUXING [Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.trr-jx.com
Logo JUXING - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

2R600NL bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

  2R600NL Datasheet HTML 1Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. 2R600NL Datasheet HTML 2Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. 2R600NL Datasheet HTML 3Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
2R-N series
Features
Applications
●
Extremely small size
●
Extremely fast response time
●
Splitter
●
Eexcllent SMD handing
●
PCI Cards
●
Stable performance over life
●
Morden
●
Very low capacitance
●
Line cards
●
High insulation resistance
●
Storage and operating temperature -40…+125°C
●
RoHS-compatible
●
UL-identification
Electrical specifications
Part Number
DC
spark-over
Voltage
Max.
Impulse
Breakdown
Voltage
Discharge
Current
(8/20us)
AC
discharge
Current
Impulse
Life
(10/1000us)
Minimum
Insulation
Resistance
Max.
Capacitance
1MHz
100V/S
1KV/us
10 times
50Hz,1S
100A
%
V
KA
A
Times
Test Voltage
DC(V)
(GΩ)
(Pf)
2R75NL/NM
±30
600
5
5
100
50
1
1
2R90NL/NM
±30
600
5
5
100
50
1
1
2R150NL/NM
±20
600
5
5
100
100
1
1
2R230NL/NM
±20
800
5
5
100
100
1
1
2R300NL/NM
±20
850
5
5
100
100
1
1
2R350NL/NM
±20
950
5
5
100
100
1
1
2R400NL/NM
±20
1000
5
5
100
100
1
1
2R470NL/NM
±20
1100
5
5
100
100
1
1
2R600NL/NM
±20
1200
5
5
100
100
1
1
2
R
1
5
0
NL/NM
2R series
DC Voltage
N:5.5*6
NL:With lead
NM:SMD
Part Number Code
J
X
J
uXing
http://www.trr-jx.com
version: 02
Cautions and warnings
●
Surge arresters must not be operated directly in power supply networks
●
Surge arresters may become hot in case of longer periods of current stress (danger of burning).
●
If the contacts of the surge arrester are defective, current stress can lead to the formation of
sparks and loud noises.
●
Surge arresters may be used only within their specified values. In case of overload, the head
contacts may fail or the component may be destroyed.
●
Damaged surge arresters must not be re-used.
2-Electrode arrester
●


Số phần tương tự - 2R600NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HuaXinAn Electronics CO...
2R600 HUAXINAN-2R600 Datasheet
138Kb / 1P
2-Electrode Gas Discharge Tubes
2R600 HUAXINAN-2R600 Datasheet
212Kb / 3P
2-Electrode Gas Discharge Tubes
logo
Ruilongyuan Electronics...
2R600-4S RUILON-2R600-4S Datasheet
667Kb / 6P
Gas Discharge Tubes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
2R600-4S SUNMATE-2R600-4S Datasheet
674Kb / 3P
GAS DISCHARGE TUBES
logo
Shanghai Leiditech Elec...
2R600-4S LEIDITECH-2R600-4S Datasheet
1Mb / 3P
Excellent SMD handing
More results

Mô tả tương tự - 2R600NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
V12-A600X EPCOS-V12-A600X Datasheet
86Kb / 2P
2-Electrode-Arrester
A71-H14XF EPCOS-A71-H14XF Datasheet
89Kb / 2P
2-Electrode-Arrester
A80-C350X EPCOS-A80-C350X Datasheet
15Kb / 2P
2-Electrode-Arrester
A81-A250XSMD EPCOS-A81-A250XSMD Datasheet
91Kb / 2P
2-Electrode-Arrester
A81-A350XG EPCOS-A81-A350XG Datasheet
82Kb / 2P
2-Electrode-Arrester
A81-A500X EPCOS-A81-A500X Datasheet
17Kb / 2P
2-Electrode-Arrester
A83-A600X EPCOS-A83-A600X Datasheet
80Kb / 2P
2-Electrode-Arrester
B88069X4131S102 EPCOS-B88069X4131S102 Datasheet
55Kb / 4P
2-electrode arrester
B88069X5080S102 EPCOS-B88069X5080S102 Datasheet
55Kb / 4P
2-electrode arrester
N81-A230X EPCOS-N81-A230X Datasheet
87Kb / 2P
2-Electrode-Arrester
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com