công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL640H60WHEN bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29DL640H60WHEN
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29DL640H60WHEN bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29DL640H60WHEN Datasheet HTML 36Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H60WHEN Datasheet HTML 37Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H60WHEN Datasheet HTML 38Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H60WHEN Datasheet HTML 39Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H60WHEN Datasheet HTML 40Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H60WHEN Datasheet HTML 41Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H60WHEN Datasheet HTML 42Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H60WHEN Datasheet HTML 43Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H60WHEN Datasheet HTML 44Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 54 page
background image
38
Am29DL640H
February 9, 2005
AC CHARACTERISTICS
Word/Byte Configuration (BYTE#)
Parameter
Speed Options
JEDEC
Std.
Description
55607090
Unit
t
ELFL/tELFH
CE# to BYTE# Switching Low or High
Max
5
ns
t
FLQZ
BYTE# Switching Low to Output HIGH Z
Max
16
ns
tFHQV
BYTE# Switching High to Output Active
Min
55
60
70
90
ns
DQ15
Output
Data Output
(DQ7–DQ0)
CE#
OE#
BYTE#
t
ELFL
DQ14–DQ0
Data Output
(DQ14–DQ0)
DQ15/A-1
Address
Input
t
FLQZ
BYTE#
Switching
from word
to byte
mode
DQ15
Output
Data Output
(DQ7–DQ0)
BYTE#
tELFH
DQ14–DQ0
Data Output
(DQ14–DQ0)
DQ15/A-1
Address
Input
tFHQV
BYTE#
Switching
from byte
to word
mode
Figure 16.
BYTE# Timings for Read Operations
Note: Refer to the Erase/Program Operations table for tAS and tAH specifications.
Figure 17.
BYTE# Timings for Write Operations
CE#
WE#
BYTE#
The falling edge of the last WE# signal
t
HOLD (tAH)
t
SET
(tAS)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com