| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
XC4W-1411 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Omron Electronics LLC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XC4W-1411 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Omron Electronics LLC |
|
5 / 35 page ![]() C-61 XC8 HMコネクタ(2㎜ピッチハードメトリックコネクタ) X C 8 / X C 9 形 XC8A タイプA プラグ ストレート端子(端子長さ16㎜) ■外形寸法 形XC8A-1101S-4(CompactPCI P4) 20±0.1 20±0.1 2±0.05 2±0.05 φ0.6±0.05 12±0.05 2±0.05 8±0.1 48±0.1 φ2+0.05 0 z a b c d e f z a b c d e f 1 11 15 25 11 50 端子番号 *1 2 ペグ 2 20 20 8 13.45 16 3 15.4 12 2 ロケータ プレート *2 *2.ロケータプレートは、装着した状態で、 基板へ実装してください。 コンタクト配置 (TOP VIEW) a b c d e f z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R T T R R R R R 8.3 5.3 コンタクト種類 11.2 16 8.2 基準線(コネクタ底面) RT プリント基板加工寸法 (TOP VIEW) (◎印の機種は標準在庫機種です。 ) ■種類 注.「バックプレーンハウジング」は、C-84ページをご覧ください。 *1. コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。 極数 ペグ 110 あり 端子長さ 形式 ◎形XC8A-1101S-4 16㎜ シールド端子 あり CompactPCI規格 P4用 |