công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMT-1324-TW-5V-R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PUI audio inc.

tên linh kiện SMT-1324-TW-5V-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Top-firing electromechanical transducer designed for 4 to 8 Vp-p
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PUIAUDIO [PUI audio inc.]
Trang chủ  http://www.puiaudio.com/
Logo PUIAUDIO - PUI audio inc.

SMT-1324-TW-5V-R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PUI audio inc.

  SMT-1324-TW-5V-R Datasheet HTML 1Page - PUI audio inc. SMT-1324-TW-5V-R Datasheet HTML 2Page - PUI audio inc. SMT-1324-TW-5V-R Datasheet HTML 3Page - PUI audio inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
PUI Audio Inc. engages in continuous product improvement. All specifications are subject to change without notice. www.puiaudio.com. Copyright © 2015. Last Revised 9/15.
AT-1438-TWT-R
40mm Speaker
Mechanical and Environment Testing
Test Description
Test Condition
High Temperature
85°C (±2°C) with random humidity for 96 hours
Low Temperature
-30°C (±2°C) with random humidity for 96 hours
Humidity
40°C (± 2°C) with 90% to 95% relative humidity
for 96 hours
Vibration
0.75 mm movement modulated at 10-55 Hz in 3
directions for 6 hours total
Drop Test
100 cm free fall in six directions, 3 cycles
Temperature Cycle Test
-30°C to 80°C, five 90 minute cycles
After testing, part shall rest for 2 hours and then be tested for a clean, pure tone.
Recommended Reflow Profile
SMT-1324-TW-5V-R
12.5x12.5mm
Transducer
Recommended Land Pattern
Frequency Response and SPL Measurement Setup



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com