| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STL72 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STL72 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 6 page ![]() STL72 4/6 DIM. mm. MIN. TYP MAX. A 4.32 4.95 b 0.36 0.51 D 4.45 4.95 E 3.30 3.94 e 2.41 2.67 e1 1.14 1.40 L 12.70 15.49 R 2.16 2.41 S1 0.92 1.52 W 0.41 0.56 V5 O TO-92 BULK SHIPMENT MECHANICAL DATA 0102782 C |