công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA56004CDP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SA56004CDP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Degrees Celcious accurate, SMBus-compatible, 8-pin, remote/local digital temperature sensor with over temperature alarms
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SA56004CDP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button SA56004CDP Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SA56004CDP Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SA56004CDP Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SA56004CDP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SA56004CDP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SA56004CDP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SA56004CDP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SA56004CDP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SA56004CDP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 23 page
background image
Philips Semiconductors
Product data sheet
SA56004X
±1 °C accurate, SMBus-compatible, 8-pin, remote/local
digital temperature sensor with over temperature alarms
2004 Oct 06
7
PERFORMANCE CURVES
SL02164
TEMPERATURE (
°C)
–50
0
25
50
100
125
0
75
–25
4
8
12
16
20
VDD = 3.6 V
VDD = 3.3 V
VDD = 5.5 V
VDD = 3.0 V
Figure 4. Typical IDD shutdown versus
temperature and VDD
SL02157
TEMPERATURE (
°C)
–50
0
25
50
100
125
100
75
–25
150
200
250
300
400
VCC = 3.6 V
VCC = 3.3 V
VCC = 5.5 V
VCC = 3.0 V
350
Figure 5. Typical IDD quiescent current versus
temperature and VDD (conversion rate = 0.06 Hz)
SL02158
TEMPERATURE (
°C)
–50
0
25
50
100
125
200
75
–25
300
400
500
600
700
VDD = 3.6 V
VDD = 3.3 V
VDD = 5.5 V
VDD = 3.0 V
Figure 6. Typical IDD quiescent current versus
temperature and VDD (conversion rate = 16 Hz)
SL02159
TEMPERATURE (
°C)
–50
0
25
50
100
125
100
75
–25
200
300
400
500
8.0 Hz
4.0 Hz
16 Hz
2.0 Hz
1.0 Hz
0.25 Hz
0.5 Hz
0.12 Hz
0.06 Hz
Figure 7. Typical IDD quiescent current versus
temperature and conversion rate (VDD = 3.3 V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com