công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F21112FP bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F21112FP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F21112FP bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F21112FP Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp R5F21112FP Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp R5F21112FP Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp R5F21112FP Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp R5F21112FP Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp R5F21112FP Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp R5F21112FP Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp R5F21112FP Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp R5F21112FP Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 29 page
background image
Rev.1.00
Sep 17, 2004
page 15 of 26
REJ09B0062-0100Z
R8C/11 Group
5. Electrical Characteristics
Table 5.3 A/D Conversion Characteristics
Standard
Min.
Typ. Max.
–
Resolution
Bit
Vref =VCC
10
Symbol
Parameter
Measuring condition
Unit
LSB
±3
RLADDER
tCONV
Ladder resistance
Conversion time
Reference voltage
Analog input voltage
V
VIA
VREF
0
Vref
Note
1: Referenced to VCC=AVCC=2.7 to 5.5V at Topr = -20 to 85 °C / -40 to 85 °C unless otherwise specified.
2: When fAD is 10 MHz more, divide the fAD and make A/D operation clock frequency (ØAD) lower than
10 MHz.
3: When the Vcc is less than 4.2V, divide the fAD and make A/D operation clock frequency (ØAD) lower than fAD/2.
4: Hold Vcc=Vref.
f(XIN)=øAD=10 MHz, Vref=Vcc=5.0V
VREF=VCC
–
Absolute
accuracy
–
10 bit mode
8 bit mode
f(XIN)=øAD=10 MHz, Vref=Vcc=5.0V
±2
LSB
10 bit mode
8 bit mode
f(XIN)=øAD=10 MHz, Vref=Vcc=3.3V
±5
LSB
f(XIN)=øAD=10 MHz, Vref=Vcc=3.3V
±2
LSB
10
40
k
Ω
10 bit mode
8 bit mode
f(XIN)=øAD=10 MHz, Vref=Vcc=5.0V
f(XIN)=øAD=10 MHz, Vref=Vcc=5.0V
3.3
2.8
µs
µs
V
A/D operation
clock frequency2
Without sample & hold
With sample & hold
0.25
10
MHz
1.0
10
MHz
VCC4
P0
P1
P2
P3
P4
30pF
Figure 5.1 Port P0 to P4 measurement circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com