công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KMM372F804BS bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Samsung semiconductor

tên linh kiện KMM372F804BS
Giải thích chi tiết về linh kiện  8M x 72 DRAM DIMM with ECC using 4Mx16, 4Mx4 4K Refresh, 3.3V
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM372F804BS bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM372F804BS Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM372F804BS Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM372F804BS Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM372F804BS Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KMM372F804BS Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor KMM372F804BS Datasheet HTML 14Page - Samsung semiconductor KMM372F804BS Datasheet HTML 15Page - Samsung semiconductor KMM372F804BS Datasheet HTML 16Page - Samsung semiconductor KMM372F804BS Datasheet HTML 17Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 20 page
background image
DRAM MODULE
KMM372F804BS
Don
′t care
HYPER PAGE READ-MODIFY-WRITE CYCLE
Undefined
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
OE
VIH -
VIL -
VI/OH -
VI/OL -
ROW
ADDR
tCSH
tRASP
tRP
tASR
tRAH
tRCD
tCP
tRAD
tCAH
tWP
tDH
COL.
ADDR
COL.
ADDR
tCAS
tCAS
tCRP
tASC
tCAH
tRAL
tRCS
tCWL
tCWD
tAWD
tRWD
tWP
tCWD
tAWD
tCWL
tRAC
tOEA
tCLZ
tOEZ
tCPWD
tOED
tASC
tCLZ
tOEA
tCAC
tAA
tDH
tOED
tRWL
tCRP
tDS
tOEZ
VALID
DATA-OUT
VALID
DATA-IN
VALID
DATA-OUT
VALID
DATA-IN
tDS
DQ
tRSH
tOLZ
tOLZ
tHPRWC
tCAC
tAA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com