công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

824-00430R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - E&E Magnetic Products Limited

tên linh kiện 824-00430R
Giải thích chi tiết về linh kiện  CSCoHmEpMlAiaTInCtSwith IEEE802.3 standard including 350uH OCL with 8mA DC Bias
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EEMAGNETIC [E&E Magnetic Products Limited]
Trang chủ  http://www.eemagnetic.com/
Logo EEMAGNETIC - E&E Magnetic Products Limited

824-00430R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - E&E Magnetic Products Limited

  824-00430R Datasheet HTML 1Page - E&E Magnetic Products Limited 824-00430R Datasheet HTML 2Page - E&E Magnetic Products Limited 824-00430R Datasheet HTML 3Page - E&E Magnetic Products Limited 824-00430R Datasheet HTML 4Page - E&E Magnetic Products Limited 824-00430R Datasheet HTML 5Page - E&E Magnetic Products Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
SCHEMATICS
SCHEMATICS
824-00412R/ 824-00457R
Line Side (Secondary)
1
48
2
47
3
46
4
45
5
44
6
43
7
42
8
41
9
40
10
39
11
38
12
37
13
36
14
35
15
34
16
17
32
18
31
19
30
20
29
21
28
22
27
23
26
24
25
33
Chip Side (Primary)
SCHEMATICS
SCHEMATICS
824-00423F
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
47
44
41
38
35
32
29
26
48
45
42
39
36
33
30
27
46
43
40
37
34
31
28
25
2
5
8
11
14
17
20
23
1
4
7
10
13
16
19
22
3
6
9
12
15
18
21
24
CHIP SIDE
(Primary)
LINE SIDE
(Secondary)
SCHEMATICS
SCHEMATICS
824-00431F
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
49
44
41
38
35
32
29
26
50
45
42
39
36
33
30
27
46
43
40
37
34
31
28
2
5
8
11
14
17
20
23
1
4
7
10
13
16
19
22
3
6
9
12
15
18
21
25
CHIP SIDE (Primary)
LINE SIDE (Secondary)
24
47
48
E&E Magnetic Products Limited
1000BASE-T DUAL PORT
MAGNETIC MODULE
Revised in 07/12
1/F., Harbour View 1, No.12 Science Park East Avenue, Phase II, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong
Tel: (852) 2954 3333
Fax: (852) 2954 3304
EH118(01)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com