| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32WB55CC bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB55CC bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - STMicroelectronics |
|
59 / 165 page ![]() DS11929 Rev 3 59/165 STM32WB55xx Pinouts and pin description 69 19 27 K7 PB2 I/O FT_a - RTC_OUT, LPTIM1_OUT, I2C3_SMBA, SPI1_NSS, LCD_VLCD, SAI1_EXTCLK, CM4_EVENTOUT COMP1_INP - 28 K6 PB10 I/O FT_fl - TIM2_CH3, I2C3_SCL, SPI2_SCK, LPUART1_RX, TSC_SYNC, QUADSPI_CLK, LCD_SEG10, COMP1_OUT, SAI1_SCK_A, CM4_EVENTOUT - - 29 J6 PB11 I/O FT_fl - TIM2_CH4, I2C3_SDA, LPUART1_TX, QUADSPI_BK1_NCS, LCD_SEG11, COMP2_OUT, CM4_EVENTOUT - 20 30 K5 VDD S - - - - 21 31 K4 RF1 I/O RF (4) -- 22 32 K3 VSSRF S - - - - - - K2 VSSRF S - - - - - - J4 VSSRF S - - - - 23 33 J3 VDDRF S - - - - - - K1 VSSRF S - - - - 24 34 J2 OSC_OUT O RF (5) -- 25 35 J1 OSC_IN I RF (5) -- 26 36 H3 AT0 O RF (6) -- 27 37 H4 AT1 O RF (6) -- 28 38 H2 PB0 I/O TT (7) COMP1_OUT, CM4_EVENTOUT, EXT_PA_TX - 29 39 H1 PB1 I/O TT (7) LPUART1_RTS_DE, LPTIM2_IN1, CM4_EVENTOUT - - - J5 VSS S - - - - - - G2 PE3 I/O FT - CM4_EVENTOUT - 30 40 G1 PE4 I/O FT - CM4_EVENTOUT - 31 41 F2 VFBSMPS S - - - - 32 42 F1 VSSSMPS S - - - - Table 16. STM32WB55xx pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |