công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMB2227A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện FMB2227A
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN & PNP General-Purpose Amplifier
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FMB2227A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  FMB2227A Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor FMB2227A Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor FMB2227A Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor FMB2227A Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor FMB2227A Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor FMB2227A Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Electrical Characteristics(3)
Values are at TA = 25°C unless otherwise noted.
Notes:
3. All voltages (V) and currents (A) are negative polarity for PNP transistors.
4. Pulse test: pulse width ≤ 300
μs, duty cycle ≤ 2.0%.
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
OFF CHARACTERISTICS
V(BR)CEO
Collector-Emitter Breakdown
Voltage(4)
IC = 10 mA, IB = 0
30
V
V(BR)CBO
Collector-Base Breakdown
Voltage
IC = 10 μA, IE = 0
60
V
V(BR)EBO
Emitter-Base Breakdown Voltage IE = 10 μA, IC = 0
5
V
ICBO
Collector Cut-Off Current
VCB = 50 V, IE = 0
30
nA
IEBO
Emitter Cut-Off Current
VEB = 3.0 V, IC = 0
30
nA
ON CHARACTERISTICS
hFE
DC Current Gain
IC = 1.0 mA, VCE = 10 V
50
IC = 10 mA, VCE = 10 V
75
IC = 150 mA, VCE = 10 V(4)
100
IC = 300 mA, VCE = 10 V(4)
30
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation
Voltage(4)
IC = 150 mA, IB = 15 mA
0.4
V
IC = 300 mA, IB = 30 mA
1.4
V
VBE(sat)
Base-Emitter Saturation
Voltage(4)
IC = 150 mA, IB = 15 mA
1.3
V
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
fT
Current Gain - Bandwidth Product
IC = 50 mA, VCE = 20 V,
f = 100 MHz
250
MHz
Cobo
Output Capacitance
VCB = 10 V, IE = 0, f = 100 kHz
4.0
pF
Cibo
Input Capacitance
VEB = 2.0 V, IC = 0, f = 100 kHz
12
pF
NF
Noise Figure
IC = 100 μA, VCE = 10 V,
RS = 1.0 kΩ, f = 1.0 kHz
2.0
dB
SWITCHING CHARACTERISTICS
ton
Turn-on Time
VCC = 30 V, IC = 150 mA,
IB1 = 15 mA
30
ns
td
Delay Time
8.0
ns
tr
Rise Time
20
ns
toff
Turn-off Time
VCC = 6.0 V, IC = 150 mA,
IB1 = IB2 = 15 mA
80
ns
ts
Storage Time
60
ns
tf
Fall Time
20
ns
www.onsemi.com
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com