công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC5262D-RF bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Silan Microelectronics Joint-stock

tên linh kiện SC5262D-RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  REMOTE CONTROL ENCODER
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILAN [Silan Microelectronics Joint-stock]
Trang chủ  http://www.silan.com.cn
Logo SILAN - Silan Microelectronics Joint-stock

SC5262D-RF bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Silan Microelectronics Joint-stock

Back Button SC5262D-RF Datasheet HTML 2Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC5262D-RF Datasheet HTML 3Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC5262D-RF Datasheet HTML 4Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC5262D-RF Datasheet HTML 5Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC5262D-RF Datasheet HTML 6Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC5262D-RF Datasheet HTML 7Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC5262D-RF Datasheet HTML 8Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC5262D-RF Datasheet HTML 9Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC5262D-RF Datasheet HTML 10Page - Silan Microelectronics Joint-stock  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Silan
Semiconductors
SC5262
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS JOINT-STOCK CO.,LTD
Rev: 1.0
2000.12.31
7
TYPICAL APPLICATION CIRCUIT
10k ×4
1N4148×4
4.7M
4.7k
5pF
25pF
10
µH
LED
MPSH10
SW0
SW1
SW2
SW3
+12V
18
17
16
15
14
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SC5262
UHF Band 4 Data Transmitter Circuit is recommended.
4.7M
4.7k
5pF
25pF
10
µH
LED
MPSH10
+12V
SW
18
17
16
15
14
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SC5262
UHF Band Address-only(o data) Transmitter Circuit is recommended.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com