công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS220SMA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shanghai Yint Electronic Co., Ltd

tên linh kiện SS220SMA
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YINT [Shanghai Yint Electronic Co., Ltd]
Trang chủ  https://www.yint.com.cn/
Logo YINT - Shanghai Yint Electronic Co., Ltd

SS220SMA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shanghai Yint Electronic Co., Ltd

  SS220SMA Datasheet HTML 1Page - Shanghai Yint Electronic Co., Ltd SS220SMA Datasheet HTML 2Page - Shanghai Yint Electronic Co., Ltd SS220SMA Datasheet HTML 3Page - Shanghai Yint Electronic Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Trustworthy electronic circuit protection expert
2A/SMA Series
www.yint.com.cn
Rev:19.3
2
Characteristics Curve (TA=25℃ unless otherwise noted)



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com