công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

834-00012F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - E&E Magnetic Products Limited

tên linh kiện 834-00012F
Giải thích chi tiết về linh kiện  1500Vdc Isolation between Gate and Drive
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EEMAGNETIC [E&E Magnetic Products Limited]
Trang chủ  http://www.eemagnetic.com/
Logo EEMAGNETIC - E&E Magnetic Products Limited

834-00012F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - E&E Magnetic Products Limited

  834-00012F Datasheet HTML 1Page - E&E Magnetic Products Limited 834-00012F Datasheet HTML 2Page - E&E Magnetic Products Limited 834-00012F Datasheet HTML 3Page - E&E Magnetic Products Limited 834-00012F Datasheet HTML 4Page - E&E Magnetic Products Limited 834-00012F Datasheet HTML 5Page - E&E Magnetic Products Limited 834-00012F Datasheet HTML 6Page - E&E Magnetic Products Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2
834-00003F
REFERENCE OR
GAUGE PLANE
.073±
1.85±
.005
0.13
.260
6.60 MAX
.315
8.00 MAX
MAX
.210
5.33
1
6
2
5
3
4
.330
8.38
.146
3.71
.050
1.27
.073
1.85
.050
1.27
4-003F
EE
Recommended
Pad Layout
(DATE)
.030±
0.76±
.010
0.25
Weight (in gram)
:
0.50 typ.
Tape & Reel
:
800 / reel
.010
0.25
U
.
nless otherwise specified, all tolerances are ±
.146±
3.70±
.005
0.13
1
3
2
6
4
5
MECHANICAL DIMENSIONS
SCHEMATICS
SCHEMATICS
PACKAGING
USER DIRECTION OF UNREELING
1.55
6.30
12.00
16.00
7.50
1.75
4.00
0.50
2.00
8.20
5.60
Revised in 11/12
PG001(02)
E & E Magnetic Products Limited
SMT GATE DRIVE TRANSFORMER
Basic and Operational Insulation
1/F., Harbour View 1, No.12 Science Park East Avenue, Phase II, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong
Tel: (852) 2954 3333
Fax: (852) 2954 3304



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com