công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AA3528QWS/D-AMT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

tên linh kiện AA3528QWS/D-AMT
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.5 x 2.8 mm Surface Mount LED Lamp
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.to-grace.com/index.html
Logo TO-GRACE - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

AA3528QWS/D-AMT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

  AA3528QWS/D-AMT Datasheet HTML 1Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. AA3528QWS/D-AMT Datasheet HTML 2Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. AA3528QWS/D-AMT Datasheet HTML 3Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. AA3528QWS/D-AMT Datasheet HTML 4Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. AA3528QWS/D-AMT Datasheet HTML 5Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. AA3528QWS/D-AMT Datasheet HTML 6Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Page 3 / 6
© 2017 Kingbright. All Rights Reserved. Spec No: DSAL4282 / 1201007157 Rev No: V.4B Date: 10/07/2017
TECHNICAL DATA
WHITE
0°
15°
30°
45°
60°
90°
75°
0°
75°
60°
45°
30°
15°
90°
0.5
1.0
0.0
Ta = 25 °C
SPATIAL DISTRIBUTION
AA3528QWS/D-AMT
0.01
0.1
1
10
110
100
Ta = 25 °C
Forward current (mA)
0
5
10
15
20
25
30
-40 -20
0
20 406080 100
Ambient temperature (°C)
0.1
1
10
100
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
Ta = 25 °C
Forward voltage (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-40 -20
0
204060 80 100
Ambient temperature (°C)
Forward Current vs.
Forward Voltage
Luminous Intensity vs.
Forward Current
Forward Current Derating Curve
Luminous Intensity vs.
Ambient Temperature
x
y
x
y
a2
0.263
0.213
a0
0.282
0.245
0.282
0.245
0.298
0.271
0.265
0.265
0.286
0.299
0.242
0.226
0.265
0.265
b2
0.298
0.271
b1
0.313
0.296
0.313
0.296
0.329
0.325
0.306
0.332
0.329
0.371
0.286
0.299
0.306
0.332
c0
0.329
0.325
0.358
0.372
0.363
0.400
0.329
0.371
Notes:
Shipment may contain more than one chromaticity regions.
Orders for single chromaticity region are generally not accepted.
Measurement tolerance of the chromaticity coordinates is ±0.01.
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
x
y
c0
b1
b2
a0
a2
CIE CHROMATICITY DIAGRAM



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com