công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTC144EE bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PDTC144EE
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 k ohm, R2 = 47 k ohm
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PDTC144EE bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  PDTC144EE Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PDTC144EE Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PDTC144EE Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PDTC144EE Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PDTC144EE Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PDTC144EE Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PDTC144EE Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PDTC144EE Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PDTC144EE Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
DATA SHEET
Product specification
Supersedes data of 2004 Mar 23
2004 Aug 17
DISCRETE SEMICONDUCTORS
PDTC144E series
NPN resistor-equipped transistors;
R1=47k
Ω, R2 = 47 kΩ


Số phần tương tự - PDTC144EE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PDTC144EE PHILIPS-PDTC144EE Datasheet
65Kb / 8P
NPN resistor-equipped transistor
1998 Jul 16
PDTC144EE NXP-PDTC144EE Datasheet
188Kb / 14P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 k廓, R2 = 47 k廓
2004 Aug 17
PDTC144EE PHILIPS-PDTC144EE Datasheet
760Kb / 17P
NPN resistor-equipped transistors
Rev. 9-15 November 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
PDTC144EE NEXPERIA-PDTC144EE Datasheet
1Mb / 17P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 k, R2 = 47 k
Rev. 9 - 15 November 2011
logo
NXP Semiconductors
PDTC144EEF PHILIPS-PDTC144EEF Datasheet
48Kb / 8P
NPN resistor-equipped transistor
1999 May 27
More results

Mô tả tương tự - PDTC144EE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PDTC144W PHILIPS-PDTC144W Datasheet
92Kb / 14P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 k-ohm, R2 = 22 k-ohm
2004 Aug 17
PQMD12 NXP-PQMD12 Datasheet
207Kb / 13P
NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 k, R2 = 47 k
24 July 2013
PDTC144E PHILIPS-PDTC144E_15 Datasheet
760Kb / 17P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 k?? R2 = 47 k?
Rev. 9-15 November 2011
PEMD12_PUMD12 PHILIPS-PEMD12_PUMD12_15 Datasheet
965Kb / 16P
NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 k?? R2 = 47 k?
Rev. 4-21 November 2011
PEMD48_PUMD48 PHILIPS-PEMD48_PUMD48_15 Datasheet
969Kb / 16P
NPN/PNP resistor-equipped transistors R1 = 47 k?? R2 = 47 k??and R1 = 2.2 k?? R2 = 47 k?
Rev. 6-24 January 2012
PEMH2_PUMH2 PHILIPS-PEMH2_PUMH2_15 Datasheet
621Kb / 14P
NPN/NPN resistor-equipped transistors R1 = 47 k?? R2 = 47 k?
Rev. 5-5 December 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
PEMD12 NEXPERIA-PEMD12 Datasheet
1Mb / 17P
NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 k, R2 = 47 k
Rev. 4 - 21 November 2011
PDTC144E_SER NEXPERIA-PDTC144E_SER Datasheet
1Mb / 17P
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 k, R2 = 47 k
Rev. 9 - 15 November 2011
PEMD48 NEXPERIA-PEMD48_V01 Datasheet
1Mb / 17P
NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 k, R2 = 47 k and R1 = 2.2 k, R2 = 47 k
Rev. 6 - 24 January 2012
PEMH2 NEXPERIA-PEMH2_V01 Datasheet
912Kb / 15P
NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 k, R2 = 47 k
Rev. 5 - 5 December 2011
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com