công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

19-223-R7BHC-A30-2T bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

tên linh kiện 19-223-R7BHC-A30-2T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip LED with Bi-Color(Multi-Color)
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.to-grace.com/index.html
Logo TO-GRACE - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

19-223-R7BHC-A30-2T bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

  19-223-R7BHC-A30-2T Datasheet HTML 1Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-223-R7BHC-A30-2T Datasheet HTML 2Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-223-R7BHC-A30-2T Datasheet HTML 3Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-223-R7BHC-A30-2T Datasheet HTML 4Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-223-R7BHC-A30-2T Datasheet HTML 5Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-223-R7BHC-A30-2T Datasheet HTML 6Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-223-R7BHC-A30-2T Datasheet HTML 7Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-223-R7BHC-A30-2T Datasheet HTML 8Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. 19-223-R7BHC-A30-2T Datasheet HTML 9Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.
19-223/R7BHC-A30/2T
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev 1
Page: 2 of 12
Device No:SZDSE-192-A32
Prepared date: 8-Dec-2006
Prepared by:Lu zhongwei
Package Outline Dimensions
Note: The tolerances unless mentioned is ±0.1mm ,Unit = mm
Dark-Red
Blue



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com