công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFP20N50P3 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFP20N50P3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFP20N50P3 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - IXYS Corporation

  IXFP20N50P3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFP20N50P3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXFP20N50P3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXFP20N50P3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXFP20N50P3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXFP20N50P3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXFP20N50P3 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
© 2018 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
DS100414B(6/18)
IXFA20N50P3
IXFP20N50P3
IXFQ20N50P3
IXFH20N50P3
Polar3TM HiperFETTM
Power MOSFET
N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated
Fast Intrinsic Rectifier
Symbol
Test Conditions
Maximum Ratings
V
DSS
T
J
= 25
C to 150C
500
V
V
DGR
T
J
= 25
C to 150C, R
GS = 1M
500
V
V
GSS
Continuous
 30
V
V
GSM
Transient
 40
V
I
D25
T
C = 25C
20
A
I
DM
T
C = 25C, Pulse Width Limited by TJM
40
A
I
A
T
C = 25C10
A
E
AS
T
C = 25C
300
mJ
dv/dt
I
S
 I
DM, VDD  VDSS, TJ  150°C
35
V/ns
P
D
T
C = 25C
380
W
T
J
-55 ... +150
C
T
JM
150
C
T
stg
-55 ... +150
C
T
L
Maximum Lead Temperature for Soldering
300
°C
T
SOLD
Plastic Body for 10s
260
°C
F
C
Mounting Force (TO-263)
10..65 / 2.2..14.6
N/lb
M
d
Mounting Torque (TO-220, TO-3P & TO-247)
1.13 / 10
Nm/lb.in
Weight
TO-263
2.5
g
TO-220
3.0
g
TO-3P
5.5
g
TO-247
6.0
g
V
DSS
= 500V
I
D25
= 20A
R
DS(on)
 300m
Features
Fast Intrinsic Rectifier
Avalanche Rated
Low R
DS(ON) and QG
Low Package Inductance
Advantages
High Power Density
Easy to Mount
Space Savings
Applications
Switch-Mode and Resonant-Mode
Power Supplies
DC-DC Converters
Laser Drivers
AC and DC Motor Drives
Robotics and Servo Controls
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25C Unless Otherwise Specified)
Min.
Typ.
Max.
BV
DSS
V
GS = 0V, ID = 1mA
500
V
V
GS(th)
V
DS = VGS, ID = 1.5mA
3.0
5.0
V
I
GSS
V
GS = 30V, VDS = 0V
100 nA
I
DSS
V
DS = VDSS, VGS = 0V
25
A
T
J = 125C
1.25
mA
R
DS(on)
V
GS = 10V, ID = 0.5 • ID25, Note 1
300 m
G = Gate
D
= Drain
S = Source
Tab = Drain
TO-247 (IXFH)
G
S
D
D (Tab)
TO-3P (IXFQ)
D
G
S
D (Tab)
TO-263 (IXFA)
G
D (Tab)
S
D (Tab)
G
D
TO-220 (IXFP)
S


Số phần tương tự - IXFP20N50P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXFP20N50P3 IXYS-IXFP20N50P3 Datasheet
157Kb / 6P
Preliminary Technical Information
IXFP20N50P3M IXYS-IXFP20N50P3M Datasheet
121Kb / 5P
N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated Fast Intrinsic Rectifier
More results

Mô tả tương tự - IXFP20N50P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STK730P AUK-STK730P Datasheet
398Kb / 8P
Power MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP131A1145SR TOREX-XP131A1145SR_1 Datasheet
427Kb / 5P
Power MOSFET
XP131A1715SR TOREX-XP131A1715SR_1 Datasheet
439Kb / 5P
Power MOSFET
XP132A1635SR TOREX-XP132A1635SR_1 Datasheet
447Kb / 5P
Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF9Z14S VISHAY-IRF9Z14S Datasheet
2Mb / 8P
Power MOSFET
02-Jun-08
IRF630 VISHAY-IRF630 Datasheet
579Kb / 8P
Power MOSFET
21-Mar-11
IRF634N VISHAY-IRF634N Datasheet
162Kb / 8P
Power MOSFET
19-Jun-08
IRF710 VISHAY-IRF710 Datasheet
1,019Kb / 8P
Power MOSFET
30-May-08
logo
ON Semiconductor
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com