công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFA4N60P3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFA4N60P3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFA4N60P3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - IXYS Corporation

  IXFA4N60P3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFA4N60P3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXFA4N60P3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXFA4N60P3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXFA4N60P3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXFA4N60P3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXFA4N60P3 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXFY4N60P3 IXFA4N60P3
IXFP4N60P3
TO-220 Outline
TO-252 Outline
TO-263 Outline
1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source
1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source
C2
A
H
1
b
D
E
D1
E1
b2
L2
L1
2
3
4
L3
A2
A1
e
c
e
0

0.43 [11.0]
0.66 [16.6]
0.06 [1.6]
0.10 [2.5]
0.20 [5.0]
0.34 [8.7]
0.12 [3.0]
1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source
E1
E
A
D1
D
Q
L1
oP
H1
A1
L
A2
D2
e
c
e1
e1
3X b2
e
3X b
EJECTOR
PIN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7