công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DVAB2805DFK bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - VPT, Inc.

tên linh kiện DVAB2805DFK
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH RELIABILITY HYBRID DC-DC CONVERTERS
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VPT [VPT, Inc.]
Trang chủ  https://www.vptpower.com/
Logo VPT - VPT, Inc.

DVAB2805DFK bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - VPT, Inc.

Back Button DVAB2805DFK Datasheet HTML 3Page - VPT, Inc. DVAB2805DFK Datasheet HTML 4Page - VPT, Inc. DVAB2805DFK Datasheet HTML 5Page - VPT, Inc. DVAB2805DFK Datasheet HTML 6Page - VPT, Inc. DVAB2805DFK Datasheet HTML 7Page - VPT, Inc. DVAB2805DFK Datasheet HTML 8Page - VPT, Inc. DVAB2805DFK Datasheet HTML 9Page - VPT, Inc. DVAB2805DFK Datasheet HTML 10Page - VPT, Inc. DVAB2805DFK Datasheet HTML 11Page - VPT, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
DVAB2800D Series
DVAB2800D-3.0
7
EFFICIENCY PERFORMANCE CURVES (TCASE = 25°C, Full Load, Unless Otherwise Specified)
VIN = 15V
VIN = 28V
VIN = 50V
Figure 7 – DVAB2805D
Figure 8 – DVAB2812D
Efficiency (%) vs. Output Power (W)
Efficiency (%) vs. Output Power (W)
Figure 9 – DVAB2815D
Efficiency (%) vs. Output Power (W)
50
55
60
65
70
75
80
0
3
6
9
12
15
Output Power (W)
55
60
65
70
75
80
85
0
3
6
9
12
15
Output Power (W)
55
60
65
70
75
80
85
0
3
6
9
12
15
Output Power (W)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com