công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T25S64CSIPR bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện T25S64CSIPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V 128M-BIT SERIAL NOR FLASH WITH DUAL AND QUAD SPI&QPI
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

T25S64CSIPR bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button T25S64CSIPR Datasheet HTML 31Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd T25S64CSIPR Datasheet HTML 32Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd T25S64CSIPR Datasheet HTML 33Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd T25S64CSIPR Datasheet HTML 34Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd T25S64CSIPR Datasheet HTML 35Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd T25S64CSIPR Datasheet HTML 36Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd T25S64CSIPR Datasheet HTML 37Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd T25S64CSIPR Datasheet HTML 38Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd T25S64CSIPR Datasheet HTML 39Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 74 page
background image
35
Table 7.2 Command Set (Read Instructions (1), SPI Mode)
Command Name
BYTE 1
(Instruction)
BYTE 2
BYTE 3
BYTE 4
BYTE 5
BYTE 6
Read Data
03h
A23—A16
A15—A8
A7—A0
(D7—D0,…)
Fast Read
0Bh
A23—A16
A15—A8
A7—A0
dummy
(D7—D0,…)
Fast Read Dual
Output
3Bh
A23—A16
A15—A8
A7—A0
dummy
(D7—D0,…)(1)
Fast Read Quad
Output
6Bh
A23—A16
A15—A8
A7—A0
dummy
(D7—D0,…)(3)
Fast Read Dual I/O
BBh
A23—A8(2)
A7—A0,M7
—M0(2)
(D7—D0,…)(1)
Fast Read Quad
I/O
EBh
A23—A0,M7
—M0(4)
(x,x,x,x,D7—
D0,...)
(D7—D0,…)(3)
QUAD I/O WORD
FAST READ(5)
E7H
A23—A0,M7
—M0(4)
(x,x,D7—D0,
...)
(D7—D0,…)(3)
Octal Word Read
Quad I/O(5)
E3h
A23—A0,M7
—M0(4)
(D7—D0,…)(
3)
(D7—D0,…)(3)
Notes:
1. Dual Output data
IO0 = (D6, D4, D2, D0)
IO1 = (D7, D5, D3, D1)
2. Dual Input Address
IO0 = A22, A20, A18, A16, A14, A12, A10, A8 A6, A4, A2, A0, M6, M4, M2, M0
IO1 = A23, A21, A19, A17, A15, A13, A11, A9 A7, A5, A3, A1, M7, M5, M3, M1
3. Quad Output Data
IO0 = (D4, D0, …..)
IO1 = (D5, D1, …..)
IO2 = (D6, D2, …..)
IO3 = (D7, D3, …..)
4. Quad Input Address
IO0 = A20, A16, A12, A8, A4, A0, M4, M0
IO1 = A21, A17, A13, A9, A5, A1, M5, M1
IO2 = A22, A18, A14, A10, A6, A2, M6, M2
IO3 = A23, A19, A15, A11, A7, A3, M7, M3
5. For Word Read Quad I/O, the lowest address bit must be 0. (A0 = 0),and for Octal Word Read Quad I/O, the lowest four
address bits must be 0. (A3, A2, A1, A0 = 0)
HM25Q128A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com