công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P48F06M bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - PANDUIT CORP.

tên linh kiện P48F06M
Giải thích chi tiết về linh kiện  SmartZone??G5 Intelligent Power Distribution Units (iPDUs)
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANDUIT [PANDUIT CORP.]
Trang chủ  http://www.panduit.com
Logo PANDUIT - PANDUIT CORP.

P48F06M bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - PANDUIT CORP.

  P48F06M Datasheet HTML 1Page - PANDUIT CORP. P48F06M Datasheet HTML 2Page - PANDUIT CORP. P48F06M Datasheet HTML 3Page - PANDUIT CORP. P48F06M Datasheet HTML 4Page - PANDUIT CORP. P48F06M Datasheet HTML 5Page - PANDUIT CORP. P48F06M Datasheet HTML 6Page - PANDUIT CORP. P48F06M Datasheet HTML 7Page - PANDUIT CORP. P48F06M Datasheet HTML 8Page - PANDUIT CORP. P48F06M Datasheet HTML 9Page - PANDUIT CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Monitored Switched - MS Series
Region
Input
Current
per phase
Form Factor
Input Plug Type
Circuit
Breakers
Apparent
Power
(kVA)
Outlet
Count
Outlet Configuration
Length
(inches)
Width
(inches)
Depth (inches)
at Outlet
position
Panduit
SKU Part
No.
NA
30
0U FULL
L15-30P
3
8.6
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24E29M
NA
30
0U FULL
L21-30P
3
8.6
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24E30M
NA
30
0U FULL
L15-30P
3
8.6
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P36E34M
NA
30
0U FULL
L21-30P
3
8.6
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P36E35M
NA
50
0U FULL
CS8365C
6
14.4
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24E31M
NA
50
0U FULL
CS8365C
3
10.0
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P36E12M
NA
60
0U FULL
IEC 60309-460P9
6
17.3
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24E32M
NA
60
0U FULL -
2 sided
IEC 60309-460P9
6
17.3
48
(36)C13,
(12)C19 71.7
2.0
4.4
P48E13M
INTL
16
0U FULL
IEC 60309-516P6
0
11.0
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24E02M
INTL
16
0U FULL
IEC 60309-516P6
0
11.0
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P36E08M
INTL
32
0U FULL
IEC 60309-532P6
6
22.0
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24E03M
INTL
32
0U FULL -
wide
IEC 60309-532P6
6
22.0
36
(24)C13,
(12)C19 68.9
3.3
2.1
P36E09M
INTL
32
0U FULL -
2 sided
IEC 60309-532P6
6
22.0
48
(36)C13,
(12)C19 71.7
2.0
4.4
P48E10M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24E05M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24E07M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
24
(24)C13
68.9
2.0
2.1
P24E08M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24E09M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24E10M
NA
30
0U FULL IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
24
(24)C13
68.9
2.0
2.1
P24E11M
NA
30
0U FULL
NEMA L22-30P
6
17.3
24
(12)C13,
(12)C19 68.9
2.0
2.1
P24E06M
NA
30
0U FULL
NEMA L22-30P
6
17.3
24
(18)C13,
(6)C19
68.9
2.0
2.1
P24E12M
NA
30
0U FULL
NEMA L22-30P
6
17.3
24
(24)C13
68.9
2.0
2.1
P24E13M
NA
30
0U FULL -
Wide
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
36
(24)C13,
(12)C19 68.9
3.3
2.1
P36E01M
NA
30
0U FULL -
Wide
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
3.3
2.1
P36E03M
NA
30
0U FULL -
Wide
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
36
(24)C13,
(12)C19 68.9
3.3
2.1
P36E04M
NA
30
0U FULL -
Wide
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
3.3
2.1
P36E05M
NA
30
0U FULL -
Wide
NEMA L22-30P
6
17.3
36
(24)C13,
(12)C19 68.9
3.3
2.1
P36E02M
NA
30
0U FULL -
Wide
NEMA L22-30P
6
17.3
36
(30)C13,
(6)C19
68.9
3.3
2.1
P36E06M
NA
30
0U FULL -
2 sided
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
48
(36)C13,
(12)C19 71.7
2.0
4.4
P48E01M
NA
30
0U FULL -
2 sided
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
48
(48)C13
71.7
2.0
4.4
P48E07M
NA
30
0U FULL -
2 sided
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
48
(36)C13,
(12)C19 71.7
2.0
4.4
P48E08M
NA
30
0U FULL -
2 sided
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
48
(48)C13
71.7
2.0
4.4
P48E09M
NA
30
0U FULL -
2 sided
NEMA L22-30P
6
17.3
48
(36)C13,
(12)C19 71.7
2.0
4.4
P48E02M
NA
30
0U FULL -
2 sided
NEMA L22-30P
6
17.3
48
(48)C13
71.7
2.0
4.4
P48E14M
NA
30
0U FULL -
Wide +
NEMA L22-30P
6
17.3
48
(48)C13
74.0
3.3
2.1
P48E04M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
48
(48)C13
74.0
3.3
2.1
P48E03M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
48
(48)C13
74.0
3.3
2.1
P48E11M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP67)
6
17.3
48
(42)C13,
(6)C19
74.0
3.3
2.1
P48E05M
NA
30
0U FULL -
Wide +
NEMA L22-30P
6
17.3
48
(42)C13,
(6)C19
74.0
3.3
2.1
P48E06M
NA
30
0U FULL -
Wide +
IEC 60309 3P+N+E 6h 30A
(IP44)
6
17.3
48
(42)C13,
(6)C19
74.0
3.3
2.1
P48E12M
Note: MOQ 80 & LT 20 Business Days applies for all 415V PDUs for N. America. All 415V PDUs for N. America feature 10 kAIC circuit breakers.
SmartZone™ G5 Intelligent Power Distribution Units (iPDUs)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com