công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HM7620 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện HM7620
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip withstand voltage of 50V, recommended safe voltage 5-40V
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7620 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7620 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7620 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7620 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7620 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7620 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7620 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image

应用线路图
注意事项
1. 芯片驱动电流=芯片供电电压/(R1+RDS(ON)+RS),R1 限流电阻, RDS(ON)为芯片输出等效电阻,RS
为继电器内阻,R1 一般取值在 1~5 欧的大功率电阻;
2. 建议 C1 可取值为 1uF/50V,PCB 布线时请务必靠近 VDD 引脚。
订购信息
型号
封装
温度范围
包装
HM7620
SOT23-6L
-40 to +85°C
3000 /Tape & Reel
SOP8
-40 to +85°C
2500/ Tape & Reel
*所有封装均为无铅环保
HM7620



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com