công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5610 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KIA Semiconductor Technology

tên linh kiện 5610
Giải thích chi tiết về linh kiện  7A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KIA [KIA Semiconductor Technology]
Trang chủ  http://en.kiaic.com/
Logo KIA - KIA Semiconductor Technology

5610 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KIA Semiconductor Technology

  5610 Datasheet HTML 1Page - KIA Semiconductor Technology 5610 Datasheet HTML 2Page - KIA Semiconductor Technology 5610 Datasheet HTML 3Page - KIA Semiconductor Technology 5610 Datasheet HTML 4Page - KIA Semiconductor Technology 5610 Datasheet HTML 5Page - KIA Semiconductor Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
7A,100V
N-CHANNEL MOSFET
KIA
SEMICONDUCTORS
5610
KIA
SEMICONDUCTORS
KIA
SEMICONDUCTORS
1. Features
The KIA5610 is the highest performance trench N-ch MOSFETS with extreme high cell density,
which provide excellent RDSON and gate charge for most of the synchronous buck converter applications.
The KIA5610 meet the RoHS and green product requirement, 100% EAS guaranteed with full function
reliability approved.
2. Features
n
RDS(ON)=98m
Ω@VGS=10V
n
Advanced high cell density trench technology
n
Super low gate charge
n
Excellent Cdv/dt effect desline
n
Green device available
3. Applications
n
High frequency point-of-load synchronous buck converter
n
Networking DC-DC power system
n
Load switch
4.Symbol
SOT-89
1 of5
Rev 1.0 JAN 2014
Pin
Function
1
Gate
2
Drain
3
Source


Số phần tương tự - 5610

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bi technologies
5610 BITECH-5610 Datasheet
102Kb / 4P
2 Diameter Single Turn Wirewound Precision Potentiometer
logo
AVX Corporation
5610 AVX-5610 Datasheet
180Kb / 5P
Compact Flash Memory Card Connectors
logo
TT Electronics.
5610 TTELEC-5610 Datasheet
796Kb / 4P
Single-Turn Precision Potentiometer
logo
Adafruit Industries
5610 ADAFRUIT-5610 Datasheet
304Kb / 3P
LTR-303 Light Sensor - STEMMA QT / Qwiic
logo
Bourns Electronic Solut...
5610-RC BOURNS-5610-RC Datasheet
428Kb / 1P
High Current Chokes
More results

Mô tả tương tự - 5610

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KIA Semiconductor Techn...
12N60H KIA-12N60H Datasheet
451Kb / 7P
12A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
16N50H KIA-16N50H Datasheet
329Kb / 6P
16A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
20N40H KIA-20N40H Datasheet
445Kb / 7P
20A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
24N50H KIA-24N50H Datasheet
290Kb / 5P
24A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
28N50H KIA-28N50H Datasheet
347Kb / 5P
28A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
1N60H KIA-1N60H Datasheet
47Kb / 3P
1A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
7N60U KIA-7N60U Datasheet
349Kb / 6P
7A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
7N80H KIA-7N80H Datasheet
207Kb / 6P
7A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
KIA6720N KIA-KIA6720N Datasheet
352Kb / 6P
18A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
KNX6610A KIA-KNX6610A Datasheet
266Kb / 5P
15A竊?00V N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com