công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HM5470 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện HM5470
Giải thích chi tiết về linh kiện  High precision two-cell lithium battery protection circuit
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5470 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5470 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5470 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5470 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5470 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5470 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5470 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5470 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5470 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5470 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
应用中的几个问题
R1、R2 和 R3 的确定
R1 和R2 用于稳定芯片的供电电压,推荐分别使用
330Ω的电阻。如果R1 和R2 太大,芯片的导通电流会导
致检测电压上升,使各检测阈值与电池实际电压偏差增
加;同时,如果充电器接反,可能会使
电路的
VDD端与VSS端电压超过极限值,导致电路损坏,因此R1
R2 也不宜太小,一般控制在 100Ω至 470Ω之间。
在充电器反接或连接充电电压高于极限值的充电
器时,
R3 起限制电流的作用。如果 R3 太小,由于充电
器的反接在芯片内部流入容许功耗以上的电流,有导致
芯片损坏的危险。
R3 连接过大电阻,当连接高电压充
电器时,有可能导致不能切断充电电流的情况发生。因
此,
R3 应控制在 1kΩ 至 4KΩ 之间。
C1 和 C2 的确定
C1 和C2 有稳定VDD电压的作用,尽量选用大于或
等于
0.01μF的电容。
封装尺寸
-7 SOT23-6 封装外形尺寸图
[表-5] 图-7 的尺寸(单位:毫米)
符号
最小值
最大值
A
1.050
1.250
A1
0.000
0.100
A2
1.050
1.150
b
0.300
0.500
c
0.100
0.200
D
2.280
3.020
E
1.500
1.700
E1
2.650
2.950
e
0.950 (BSC)
e1
1.800
2.000
L
0.300
0.600
θ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com