công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DH72150 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện DH72150
Giải thích chi tiết về linh kiện  TUNING VARACTOR
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

DH72150 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  DH72150 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers DH72150 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers DH72150 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers DH72150 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers DH72150 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers DH72150 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers DH72150 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers DH72150 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers DH72150 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
1-37
SALES OFFICES: VISIT OUR WEB SITE AT
http://www.temex.net
TUNING VARACTOR
Plastic package, Surface Mount hyperabrupt tuning varactor
Typical junction capacitance versus reverse voltage
VR (V)
0.10
1.00
0.1
0.01
100
100.00
Profils in Cj
76010
76015
76022
76033
76047
76068
76100
76150
10
10.00
0.1
1
10
V (V)
1
100
DH77150
DH77033
DH77047
DH77068
DH77100
10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com