| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HM5306 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HM5306 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd |
|
4 / 9 page ![]() 极限参数(注 1) 参数 符号 描述 最小值 最大值 单位 电压 VMAX VCC 最大电压 26 V VMIN_MAX DIM、FB、CS 脚电压 -0.3 5 V 最大功耗 PSOP8 SOP8 最大功耗 0.75 W 温度 TJ 结温范围 -20 125 PP oC TA 工作温度 -20 85 PP oC TSTG 存储温度 -40 125 PP oC TSD 焊接温度范围(时间少于 30 秒) 240 PP oC ESD VESD 静电耐压值(人体模型) 2000 V 注 1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。 推荐工作条件(注 2) 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 电源电压 VDD 6.5 12 24 V 系统工作频率 FOP 100 200 300 KHz 注 2:推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。 HM5306 升压型大功率 LED 恒流驱动器 |