| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HM2467 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HM2467 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd |
|
6 / 10 page ![]() 绝对最大额定值 参数 最小 最大 单位 马达供电电压 , VM -0.3 13.5 V 逻辑电源供电电压, VCC -0.3 6.5 V 工作温度 -40 150 °C 存储温度, Tstg -40 150 °C 工作湿度 20 85 % 存储湿度 20 90 % 静电等级 所有脚位 HBM ±4 KV MM ±0.4 KV CDM* ±1.5 KV *CDM 测试是基于 ANSI/ESDA/JECEC JS-002-2014 推荐工作条件 参数 最小 最大 单位 VM 马达工作电压 0 12 V VCC 逻辑工作电压 1.8 5.5 V IOUT 马达直流电流 0 1 A fPWM PWM 输入频率 0 250 KHz VLOGIC 逻辑输入电压 0 5 V TA 环境工作温度 -40 85 °C |