công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25Q127CSIS bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD25Q127CSIS
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  79 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25Q127CSIS bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25Q127CSIS Datasheet HTML 65Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25Q127CSIS Datasheet HTML 66Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25Q127CSIS Datasheet HTML 67Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25Q127CSIS Datasheet HTML 68Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25Q127CSIS Datasheet HTML 69Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25Q127CSIS Datasheet HTML 70Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25Q127CSIS Datasheet HTML 71Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25Q127CSIS Datasheet HTML 72Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25Q127CSIS Datasheet HTML 73Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 79 page
background image
3.3V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25Q127C
69
Temperature Range E: Industrial (-40
℃ to +125℃)
Product Number
Density
Package Type
GD25Q127CSEG
128Mbit
SOP8 208mil
GD25Q127CSES
GD25Q127CVEG
128Mbit
VSOP8 208mil
GD25Q127CVES
GD25Q127CPEG
128Mbit
DIP8 300mil
GD25Q127CPES
GD25Q127CFEG
128Mbit
SOP16 300mil
GD25Q127CFES
GD25Q127CWEG
128Mbit
WSON8 (6x5mm)
GD25Q127CWES
GD25Q127CYEG
128Mbit
WSON8 (8x6mm)
GD25Q127CYES
GD25Q127CZEG
128Mbit
TFBGA-24ball (6x4 Ball Array)
GD25Q127CZES
Temperature Range F: Industrial+ (-40
℃ to +85℃)
Product Number
Density
Package Type
GD25Q127CSFG
128Mbit
SOP8 208mil
GD25Q127CSFS
GD25Q127CVFG
128Mbit
VSOP8 208mil
GD25Q127CVFS
GD25Q127CPFG
128Mbit
DIP8 300mil
GD25Q127CPFS
GD25Q127CFFG
128Mbit
SOP16 300mil
GD25Q127CFFS
GD25Q127CWFG
128Mbit
WSON8 (6x5mm)
GD25Q127CWFS
GD25Q127CYFG
128Mbit
WSON8 (8x6mm)
GD25Q127CYFS
GD25Q127CZFG
128Mbit
TFBGA-24ball (6x4 Ball Array)
GD25Q127CZFS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com