công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD6304 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

tên linh kiện SD6304
Giải thích chi tiết về linh kiện  High efficiency synchronous boost DC-DC converter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHOUDING [SHOUDING Shouding Semiconductor]
Trang chủ  http://shouding.net/
Logo SHOUDING - SHOUDING Shouding Semiconductor

SD6304 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Back Button SD6304 Datasheet HTML 2Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD6304 Datasheet HTML 3Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD6304 Datasheet HTML 4Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD6304 Datasheet HTML 5Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD6304 Datasheet HTML 6Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD6304 Datasheet HTML 7Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD6304 Datasheet HTML 8Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD6304 Datasheet HTML 9Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD6304 Datasheet HTML 10Page - SHOUDING Shouding Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
6
电特性
除非特别说明,
CIN =22uF,COUT =22uF,L1 =22uH ,TA =25oC
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值 单位
电源电压
最大输入电压
VIN_MAX
VOUT
V
启动电压
VSTART
ILOAD =1mA,
VIN 从 0V 上升到 2V
0.75
V
保持电压
VHOLD
ILOAD =1mA,
VIN 从 2V 下降到 0V
0.6
V
输出电压
输出电压精度
VOUT
-2.5
2.5
%
电源电流
电感电流极限值
ILIMIT
900
mA
无负载输入电流
IIN0
VIN=1.8V,VOUT=3.3V
17
uA
VOUT 输入电流
IOUT0
驱动
VOUT 引脚电压为正
VOUT 电压+0.5V
7
uA
待机输入电流
IINQ
无负载,
EN 为低电平
1
uA
效率
效率
η
VIN=2.0V,IOUT=10mA
94
%
EN 使能端输入
EN 端输入高电平
0.4*VOUT
V
EN 端输入低电平
0.2
V
振荡特性
最高振荡频率
FMAX
300
KHz
振荡占空比
DCOSC
83
%
SD01.12
高效率同步升压
DC-DC 变换器
SD6304
Shouding
www.shouding.net



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com