công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25LE40C bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD25LE40C
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25LE40C bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25LE40C Datasheet HTML 67Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 68Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 69Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 70Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 71Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 72Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 73Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 74Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 75Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 75 page
background image
1.8V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25LE40C/20C/10C/05C
74
11 REVISION HISTORY
Version No
Description
Page
Date
1.0
Initial Release
All
2017-11-13
1.1
Delete E7H command
Add 4BH command
Modify the sequence diagram of 42H command
Modify tVSL min value from 5ms to 1.8ms
Modify Icc1 max value @-40℃~85℃ from 25uA to 28uA
Modify Icc2 max value @-40℃~85℃ from 5uA to 8uA
Add DC parameters @-40℃~105℃ & @-40℃~125℃
Add AC parameters @-40℃~105℃ & @-40℃~125℃
Modify the description of SOP8 and VSOP8 packages
---
P40
P42
P49
P51
P51
P52, 56, 57
P53, 58, 59
P55-68
2018-10-23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com