công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD25LE40CHEG bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD25LE40CHEG
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25LE40CHEG bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25LE40CHEG Datasheet HTML 16Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40CHEG Datasheet HTML 17Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40CHEG Datasheet HTML 18Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40CHEG Datasheet HTML 19Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40CHEG Datasheet HTML 20Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40CHEG Datasheet HTML 21Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40CHEG Datasheet HTML 22Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40CHEG Datasheet HTML 23Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40CHEG Datasheet HTML 24Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 75 page
background image
1.8V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25LE40C/20C/10C/05C
20
4. Quad Input Address
IO0 = A20, A16, A12, A8,
A4, A0, M4, M0
IO1 = A21, A17, A13, A9,
A5, A1, M5, M1
IO2 = A22, A18, A14, A10, A6, A2, M6, M2
IO3 = A23, A19, A15, A11, A7, A3, M7, M3
5. Fast Read Quad I/O Data
IO0 = (x, x, x, x
, D4, D0,…)
IO1 = (x, x, x, x, D5, D1
,…)
IO2 = (x, x, x, x, D6, D2
,…)
IO3 = (x, x, x, x, D7, D3
,…)
6. Security Registers Address:
Security Register1: A23-A16=00H, A15-A9=0001000b, A8-A0= Byte Address;
Security Register2: A23-A16=00H, A15-A9=0010000b, A8-A0= Byte Address;
Security Register3: A23-A16=00H, A15-A9=0011000b, A8-A0= Byte Address.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com